Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI4038DY Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI4038DY
Description  N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4038DY Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI4038DY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4038DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4038DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4038DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4038DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4038DY Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4038DY Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4038DY Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4038DY Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Document Number: 62904
S13-2180-Rev. A, 14-Oct-13
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si4038DY
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
For technical questions, contact: pmostechsupport@vishay.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
30
60
90
120
150
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS = 10 V thru 3 V
V
GS = 2 V
0.0015
0.0019
0.0023
0.0027
0.0031
0.0035
0
20
40
60
80
100
I
D - Drain Current (A)
V
GS = 4.5 V
V
GS = 10 V
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
Q
g - Total Gate Charge (nC)
V
DS = 20 V
V
DS = 30 V
V
DS = 10 V
I
D = 10 A
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
30
60
90
120
150
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = 25 °C
T
C = 125 °C
T
C = - 55 °C
0
1300
2600
3900
5200
6500
0
8
16
24
32
40
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss
0.5
0.8
1.1
1.4
1.7
2.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Junction Temperature (°C)
I
D = 15 A
V
GS = 10 V
V
GS = 4.5 V


Numéro de pièce similaire - SI4038DY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4038DY VISHAY-SI4038DY Datasheet
194Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4038DY VISHAY-SI4038DY_V01 Datasheet
194Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI4038DY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2318DS VISHAY-SI2318DS Datasheet
79Kb / 4P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-Aug-03
SIRA58DP VISHAY-SIRA58DP Datasheet
409Kb / 13P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-16
SUM90N04-3M3P VISHAY-SUM90N04-3M3P Datasheet
185Kb / 8P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Dec-13
logo
Analog Power
AM2340N ANALOGPOWER-AM2340N Datasheet
326Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM90N04-01P ANALOGPOWER-AM90N04-01P Datasheet
315Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7156DP VISHAY-SI7156DP Datasheet
108Kb / 7P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Feb-09
SISS10DN VISHAY-SISS10DN Datasheet
330Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-16
logo
Analog Power
AM2344N ANALOGPOWER-AM2344N Datasheet
313Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2318CDS VISHAY-SI2318CDS Datasheet
236Kb / 10P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Oct-10
SI4154DY VISHAY-SI4154DY Datasheet
91Kb / 7P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jun-09
SI4446DY VISHAY-SI4446DY Datasheet
265Kb / 9P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Mar-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com