Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI4833ADY Fiches technique(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI4833ADY
Description  P-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4833ADY Fiches technique(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI4833ADY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4833ADY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4833ADY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4833ADY Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4833ADY Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4833ADY Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4833ADY Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI4833ADY Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI4833ADY Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
Vishay Siliconix
Package Information
Document Number: 71192
11-Sep-06
www.vishay.com
1
DIM
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
1.35
1.75
0.053
0.069
A1
0.10
0.20
0.004
0.008
B
0.35
0.51
0.014
0.020
C
0.19
0.25
0.0075
0.010
D
4.80
5.00
0.189
0.196
E
3.80
4.00
0.150
0.157
e
1.27 BSC
0.050 BSC
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.50
0.93
0.020
0.037
q
0°8°0°8°
S
0.44
0.64
0.018
0.026
ECN: C-06527-Rev. I, 11-Sep-06
DWG: 5498
4
3
1
2
5
6
8
7
H
E
h x 45
C
All Leads
q
0.101 mm
0.004"
L
BA1
A
e
D
0.25 mm (Gage Plane)
SOIC (NARROW): 8-LEAD
JEDEC Part Number: MS-012
S


Numéro de pièce similaire - SI4833ADY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4833BDY VISHAY-SI4833BDY Datasheet
206Kb / 11P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 15-Aug-11
SI4833DY VISHAY-SI4833DY Datasheet
63Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 02-Nov-98
SI4833DY VISHAY-SI4833DY Datasheet
120Kb / 7P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 02-Nov-98
SI4833DY VISHAY-SI4833DY Datasheet
120Kb / 7P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 02-Nov-98
SI4833DY VISHAY-SI4833DY_07 Datasheet
120Kb / 7P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 02-Nov-98
More results

Description similaire - SI4833ADY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4833BDY VISHAY-SI4833BDY Datasheet
206Kb / 11P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 15-Aug-11
SI3851DV VISHAY-SI3851DV Datasheet
72Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET With Schottky Diode
Rev. A, 11-Oct-99
71061 VISHAY-71061 Datasheet
70Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. A, 10-Oct-99
SI4837DY VISHAY-SI4837DY Datasheet
57Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. A, 16-Jul-01
SI4833DY VISHAY-SI4833DY Datasheet
63Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 02-Nov-98
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4483S DINTEK-DTM4483S Datasheet
2Mb / 11P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
logo
Vishay Siliconix
SIA817EDJ VISHAY-SIA817EDJ Datasheet
329Kb / 11P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. A, 28-Jan-13
SI4831BDY VISHAY-SI4831BDY Datasheet
114Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 09-Mar-09
SI4833DY VISHAY-SI4833DY_07 Datasheet
120Kb / 7P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 02-Nov-98
logo
Analog Power
AM3837P ANALOGPOWER-AM3837P Datasheet
219Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET With Schottky Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com