Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI7463ADP Fiches technique(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI7463ADP
Description  P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7463ADP Fiches technique(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI7463ADP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7463ADP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7463ADP Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7463ADP Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7463ADP Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7463ADP Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7463ADP Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI7463ADP Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI7463ADP Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
Package Information
www.vishay.com
Vishay Siliconix
Revison: 13-Feb-17
1
Document Number: 71655
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
PowerPAK® SO-8, (Single/Dual)
DIM.
MILLIMETERS
INCHES
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
0.97
1.04
1.12
0.038
0.041
0.044
A1
-
0.05
0
-
0.002
b
0.33
0.41
0.51
0.013
0.016
0.020
c
0.23
0.28
0.33
0.009
0.011
0.013
D
5.05
5.15
5.26
0.199
0.203
0.207
D1
4.80
4.90
5.00
0.189
0.193
0.197
D2
3.56
3.76
3.91
0.140
0.148
0.154
D3
1.32
1.50
1.68
0.052
0.059
0.066
D4
0.57 typ.
0.0225 typ.
D5
3.98 typ.
0.157 typ.
E
6.05
6.15
6.25
0.238
0.242
0.246
E1
5.79
5.89
5.99
0.228
0.232
0.236
E2
3.48
3.66
3.84
0.137
0.144
0.151
E3
3.68
3.78
3.91
0.145
0.149
0.154
E4
0.75 typ.
0.030 typ.
e
1.27 BSC
0.050 BSC
K
1.27 typ.
0.050 typ.
K1
0.56
-
-
0.022
-
-
H
0.51
0.61
0.71
0.020
0.024
0.028
L
0.51
0.61
0.71
0.020
0.024
0.028
L1
0.06
0.13
0.20
0.002
0.005
0.008
-
12°
-
12°
W
0.15
0.25
0.36
0.006
0.010
0.014
M
0.125 typ.
0.005 typ.
ECN: S17-0173-Rev. L, 13-Feb-17
DWG: 5881
3. Dimensions exclusive of mold flash and cutting burrs.
1.
Notes
2
Inch will govern.
Dimensions exclusive of mold gate burrs.
Backside View of Single Pad
Backside View of Dual Pad
Detail Z
D
D1
D2
θ
θ
E1
E2
1
2
3
4
H
4
3
2
1
1
2
3
4
L
Z
A1
K
E
W
L1
E3
E4
E4
K
L
H
E2
E3
2


Numéro de pièce similaire - SI7463ADP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7463ADP-T1-GE3 VISHAY-SI7463ADP-T1-GE3 Datasheet
362Kb / 13P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
09-Jul-2021
SI7463ADP VISHAY-SI7463ADP_V01 Datasheet
362Kb / 13P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
09-Jul-2021
More results

Description similaire - SI7463ADP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4401DY-T1 VISHAY-SI4401DY-T1 Datasheet
250Kb / 8P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 02-Mar-09
SI2319CDS VISHAY-SI2319CDS_15 Datasheet
226Kb / 11P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
logo
Analog Power
AM3949P ANALOGPOWER-AM3949P Datasheet
184Kb / 3P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7611DN VISHAY-SI7611DN Datasheet
578Kb / 13P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-Apr-08
logo
Analog Power
AM40P04-20DE ANALOGPOWER-AM40P04-20DE Datasheet
241Kb / 5P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM90P04-03P ANALOGPOWER-AM90P04-03P Datasheet
60Kb / 2P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUD50P04-40P VISHAY-SUD50P04-40P Datasheet
143Kb / 7P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-Jan-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
15P04SC VBSEMI-15P04SC Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
9563GM VBSEMI-9563GM Datasheet
1,002Kb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
AFP4637WS8RG VBSEMI-AFP4637WS8RG Datasheet
1,002Kb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
FDS4685-NL VBSEMI-FDS4685-NL Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com