Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI9434DY Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI9434DY
Description  P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI9434DY Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI9434DY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI9434DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI9434DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI9434DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Siliconix
Si9434DY
Vishay-Siliconix, 2201 Laurelwood Road, Santa Clara, CA 95054
S Phone (408)988-8000 S FaxBack (408)970-5600 S www.siliconix.com
S-56981—Rev. H, 15-Jun-98
Siliconix was formerly a division of TEMIC Semiconductors
4
Typical Characteristics (25
_C Unless Otherwise Noted)
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
0
0.1
40
50
10
20
30
110
30
Single Pulse Power
Time (sec)
0.01
0
0.020
0.040
0.060
0.080
0.100
012345
SourceDrain Diode Forward Voltage
OnResistance vs. GatetoSource
Voltage
Threshold Voltage
Normalized Thermal Transient Impedance, JunctiontoAmbient
Square Wave Pulse Duration (sec)
2
1
0.1
0.01
10–4
10–3
10–2
10–1
110
30
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
VSD – Source-to-Drain Voltage (V)
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
TJ – Temperature (_C)
–0.20
–0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
–50
0
50
100
150
TJ = 150_C
ID =
6.4 A
ID = 250 mA
40
1
10
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 50_C/W
3. TJM – TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
TJ = 25_C


Numéro de pièce similaire - SI9434DY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9434BDY VISHAY-SI9434BDY Datasheet
184Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
12-Aug-04
More results

Description similaire - SI9434DY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AUK corp
STJ828SF AUK-STJ828SF Datasheet
300Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
SI9405DY ETC1-SI9405DY Datasheet
156Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPP2095 SYNC-POWER-SPP2095 Datasheet
200Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPP1433 SYNC-POWER-SPP1433 Datasheet
203Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM2095P ANPEC-APM2095P Datasheet
201Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095P ANPEC-APM3095P Datasheet
140Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4461 ANPEC-APM4461 Datasheet
568Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095PU ANPEC-APM3095PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3195PU ANPEC-APM3195PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4425K ANPEC-APM4425K Datasheet
119Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4435K ANPEC-APM4435K Datasheet
191Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com