Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI4473BDY Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI4473BDY
Description  P-Channel 14-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4473BDY Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI4473BDY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4473BDY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4473BDY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4473BDY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4473BDY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Si4473BDY
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 72691
S-32676—Rev. A, 29-Dec-03
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
800
1600
2400
3200
4000
4800
5600
6400
0
2
4
6
8
10
12
14
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
5
0
102030
405060
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0
10203040
50
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VDS = 10 V
ID = 13 A
ID − Drain Current (A)
VGS = 4.5 V
ID = 13 A
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg − Total Gate Charge (nC)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ − Junction Temperature (_C)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
0
1234
5
TJ = 25_C
ID = 13 A
50
10
1
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
VSD − Source-to-Drain Voltage (V)
VGS − Gate-to-Source Voltage (V)
VGS = 2.5 V
TJ = 150_C
VGS = 4.5 V
ID = 2.5 A


Numéro de pièce similaire - SI4473BDY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4473BDY-T1-E3 VBSEMI-SI4473BDY-T1-E3 Datasheet
878Kb / 6P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI4473BDY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4473DY VISHAY-SI4473DY Datasheet
56Kb / 4P
   P-Channel 14-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 31-Jan-05
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
SI2335DS VISHAY-SI2335DS Datasheet
48Kb / 4P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Oct-00
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI6459BDQ VISHAY-SI6459BDQ Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-Nov-03
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI6423DQ VISHAY-SI6423DQ Datasheet
42Kb / 5P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Jul-03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com