Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST16C1451IP28 Fiches technique(PDF) 3 Page - Exar Corporation |
|
ST16C1451IP28 Fiches technique(HTML) 3 Page - Exar Corporation |
3 / 32 page áç áç áç áç ST16C1450/51 REV. 4.2.0 2.97V TO 5.5V UART 3 FIGURE 3. ST16C1451 PINOUTS 28-PLCC PACKAGES 48-TQFP PACKAGE 5 6 7 8 9 10 11 25 24 23 22 21 20 19 D4 D5 D6 D7 RX TX CS# CTS# RESET DTR# RTS# A0 A1 A2 ST16C1451CJ28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 RX TX CS# CLK IOW# GND VCC CD# DSR# CTS# RESET DTR# RTS# A0 A1 A2 INT RST RI# IOR# 28-PDIP PACKAGES NOTE: PINOUTS NOT TO SCALE. ACTUAL SIZE OF TQFP PACKAGE IS SMALLER THAN PLCC PACKAGE . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 N.C. N.C. D4 D5 D6 D7 RX TX CS# N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. CTS# RESET DTR# RTS# A0 N.C. A1 A2 N.C. N.C. ST16C1451CQ48 |
Numéro de pièce similaire - ST16C1451IP28 |
|
Description similaire - ST16C1451IP28 |