Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BY164 Fiches technique(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

No de pièce BY164
Description  Silicon-Bridge Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Site Internet  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY164 Fiches technique(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  BY164 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BY164 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
) Valid for one branch – Gültig für einen Brückenzweig
1
) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case
2
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 5 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
260
01.01.99
Diotec
BY 164, BY 179
Silicon-Bridge Rectifiers
Silizium-Brückengleichrichter
Nominal current – Nennstrom
1.5 A
Alternating input voltage
BY 164
80 V
Eingangswechselspannung
BY 179
250 V
Plastic case
19 x 5 x 10 [mm]
Kunststoffgehäuse
Weight approx.
1.8 g
Gewicht ca.
Dimensions / Maße in mm
Standard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Alternating input voltage
Rep. peak reverse volt. )
Surge peak reverse volt. )
1
1
Typ
Eingangswechselspanng.
Period. Spitzensperrspg. )
Stoßspitzensperrspanng. )
1
1
V
[V]
V
[V]
V
[V]
VRMS
RRM
RSM
BY 164
80
160
200
BY 179
250
500
800
Repetitive peak forward current
f > 15 Hz
I
10 A )
FRM
2
Periodischer Spitzenstrom
Rating for fusing, t < 10 ms
T = 25°C
i t
12.5 A s
A
2
2
Grenzlastintegral, t < 10 ms
Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave,
T = 25°C
I
50 A
A
FSM
superimposed on rated load
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle,
überlagert bei Nennlast
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
T
– 50...+150°C
j
Storage temperature – Lagerungstemperatur
T
– 50...+150°C
S


Numéro de pièce similaire - BY164

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
BY16 DIOTEC-BY16 Datasheet
110Kb / 1P
   High Voltage Si-Rectifiers
BY16 DIOTEC-BY16 Datasheet
188Kb / 2P
   Silicon Rectifiers
BY16 DIOTEC-BY16 Datasheet
45Kb / 1P
   High Voltage Si-Rectifiers
BY16 DIOTEC-BY16 Datasheet
98Kb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
BY16 TAYCHIPST-BY16 Datasheet
1Mb / 2P
   High Voltage Silicon Rectifier Diodes
More results

Description similaire - BY164

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
KBL400 EIC-KBL400 Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR1500 EIC-BR1500 Datasheet
42Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR2500 EIC-BR2500 Datasheet
20Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR3500W EIC-BR3500W Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
KBU600 COMCHIP-KBU600 Datasheet
138Kb / 3P
   Silicon Bridge Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
KBU6A DIOTEC-KBU6A_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
KBU4A DIOTEC-KBU4A_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBS4A DIOTEC-GBS4A_07 Datasheet
106Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBU8A DIOTEC-GBU8A_07 Datasheet
112Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
KBP200 PANJIT-KBP200 Datasheet
79Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
PB1000 PANJIT-PB1000 Datasheet
66Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com