Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

7488912455 Fiches technique(PDF) 3 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No de pièce 7488912455
Description  Multilayer Dual-Band Chip Antenna WE-MCA
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7488912455 Fiches technique(HTML) 3 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7488912455 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7488912455 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7488912455 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7488912455 Datasheet HTML 4Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7488912455 Datasheet HTML 5Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Bezeichnung :
description :
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Str. 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Multilayer Dual-Band Chip Antenne WE-MCA
Multilayer Dual-Band Chip Antenna WE-MCA
DATUM / DATE : 2004-10-11
L Richtdiagramme / radiation patterns:
http://www.we-online.de
Spezifikation für Freigabe / specification for release
Kunde / customer :
Artikelnummer / part number :
7488912455
LF
RoHS
compliant
XY-cut scanning direction
180°
90°
y
x
z
270°
XZ-cut scanning direction
180°
90°
z
x
y
270°
YZ-cut scanning direction
90°
180°
z
y
x
270°
XY cut @ 2.45 GHz
Vertical
Horizontal
XZ cut @ 2.45 GHz
Vertical
Horizontal
YZ cut @ 2.45 GHz
Vertical
Horizontal
SEITE 3 VON 5


Numéro de pièce similaire - 7488912455

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7488910043 WURTH-7488910043 Datasheet
349Kb / 4P
   Chip-Antenna WE-MCA
Version 1 12-08-07
7488910092 WURTH-7488910092 Datasheet
406Kb / 4P
   Chip-Antenna WE-MCA
7488910157 WURTH-7488910157 Datasheet
306Kb / 4P
   Chip-Antenna WE-MCA
7488910245 WURTH-7488910245 Datasheet
318Kb / 4P
   Chip-Antenna WE-MCA
74889102450 WURTH-74889102450 Datasheet
546Kb / 7P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.001
More results

Description similaire - 7488912455

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74889502450 WURTH-74889502450 Datasheet
537Kb / 7P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.001
7488922455 WURTH-7488922455 Datasheet
620Kb / 8P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.000
74889102450 WURTH-74889102450 Datasheet
546Kb / 7P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.001
7488918022 WURTH-7488918022 Datasheet
695Kb / 7P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.001
74889302450 WURTH-74889302450 Datasheet
553Kb / 7P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.000
7488960245 WURTH-7488960245 Datasheet
629Kb / 8P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.000
7488910915 WURTH-7488910915 Datasheet
609Kb / 8P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.000
7488915724 WURTH-7488915724 Datasheet
794Kb / 8P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.001
7488920157 WURTH-7488920157 Datasheet
590Kb / 8P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.000
74889402450 WURTH-74889402450 Datasheet
544Kb / 7P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com