Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


TT532600MBFNJXXSC-PF Datasheet(Fiches technique) 3 Page - Advanced Crystal Technology

Numéro de pièce TT532600MBFNJXXSC-PF
Description  TCXO/VC-TCXO, 5.0 x 3.2mm, HCMOS/TTL
Télécharger  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  ACT [Advanced Crystal Technology]
Site Internet  http://www.actcrystals.com
Logo 

   
 3 page
background image
(V)TCT53‐4 Series
TCXO/VC‐TCXO, 5.0 x 3.2mm, HCMOS/TTL
Drawing control: (Internal use only)
Commodity code: 854370 90 99
 Issue number : 1
Date : 25042016
Internal reference : M6
Solder reflow profile
Test circuit
Advanced Crystal Technology (A wholly owned Acal BFi Company)
Tel: +44 (0) 118 978 8878  Email info@actcrystals.com / www.actcrystals.com 
ISO9001 Registered 
Specifications subject to change without notification 
CL
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Output
GND
GND for TCXO
Vc for VCTCXO
Vcc
V
A
Supply
Vcc
0.01µF
Tr
Tf
T
t
90%
50%
10%
Vol
Voh
Duty cycle = (t/T) x 100%
GND
Test waveform
Temp.( °C)
Time (sec.)
180 ± 10°C
90~120 sec. max
0.45 in
260 ± 5°C
10 sec. max
300
250
200
150
100
50
0
220 ± 10°C
30~40 sec. max




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl