Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

53S160-SIMN1 Fiches technique(PDF) 1 Page - Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

No de pièce 53S160-SIMN1
Description  ADAPTOR N PLUG ??7/16 50 PLUG
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROSENBERGER [Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG]
Site Internet  http://www.rosenberger.com/
Logo ROSENBERGER - Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

53S160-SIMN1 Fiches technique(HTML) 1 Page - Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

  53S160-SIMN1 Datasheet HTML 1Page - Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG 53S160-SIMN1 Datasheet HTML 2Page - Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
TECHNICAL DATA SHEET
ADAPTOR
N PLUG – 7/16 50
 PLUG
53S160-SIMN1
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
Tel.: +49 8684 18-0
Page
P.O.Box 1260
D-84526 Tittmoning
Germany
www.rosenberger.de
email: info@rosenberger.de
1 / 2
All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H
Interface
According to
N side:
IEC 61169-16, MIL-PRF-39012, CECC 22210
7/16 side:
IEC 61169-4, EN 122190, DIN 47223
Documents
N/A
Material and Plating
Connector parts
Material
Plating
Center contact
Brass
Silver, 3-6 µm
Outer contact
Brass
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)
Coupling nut
Brass
White bronze(e.g. Optalloy®)
Dielectric
PTFE
Gasket
Silicone


Numéro de pièce similaire - 53S160-SIMN1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rosenberger Hochfrequen...
53S160-KIMN1 ROSENBERGER-53S160-KIMN1 Datasheet
680Kb / 2P
   Adaptor
More results

Description similaire - 53S160-SIMN1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rosenberger Hochfrequen...
153QK160-S00N5 ROSENBERGER-153QK160-S00N5 Datasheet
91Kb / 2P
   ADAPTOR QN JACK ??7/16 50 PLUG
32S160-S00N5 ROSENBERGER-32S160-S00N5 Datasheet
329Kb / 2P
   ADAPTOR SMA PLUG ??7/16 PLUG
28S160-S00N5 ROSENBERGER-28S160-S00N5 Datasheet
59Kb / 2P
   ADAPTOR QMA PLUG ??7/16 PLUG
60S165-SIMN1 ROSENBERGER-60S165-SIMN1 Datasheet
77Kb / 2P
   Adaptor 4.1/9.5 PLUG - 7/16 PLUG
60S164-S00N1 ROSENBERGER-60S164-S00N1 Datasheet
117Kb / 2P
   Adaptor 4.3-10 plug ??7/16 plug
05S121-S00S3 ROSENBERGER-05S121-S00S3 Datasheet
96Kb / 2P
   RPC-N 50 ADAPTOR PLUG - PLUG
32K160-S00N5 ROSENBERGER-32K160-S00N5 Datasheet
226Kb / 2P
   ADAPTOR SMA JACK ??7/16 PLUG
60S164-K00N1 ROSENBERGER-60S164-K00N1 Datasheet
377Kb / 2P
   Adaptor 4.3-10 Jack ??7/16 Plug
60K164-S60N1 ROSENBERGER-60K164-S60N1 Datasheet
420Kb / 2P
   Adaptor 4.3-10 plug ??7/16 jack
60K164-S00N1 ROSENBERGER-60K164-S00N1 Datasheet
357Kb / 2P
   Adaptor 4.3-10 plug ??7/16 jack
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com