Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
1-0519151-3 Fiches technique(PDF) 3 Page - Tyco Electronics |
|
1-0519151-3 Fiches technique(HTML) 3 Page - Tyco Electronics |
3 / 11 page Matrize 411-18327 Rev A Die 411-18327 Rev A Seite / Page 3 of 11 Matrizensatz PN Dieassembly Part number Leitung Isol. ø (mm) Wire Insul dia (mm) Größe (mm²) Size (mm²) 4,0 6,0 Bild / Figure 1 2-1579021-9 963714 / 1241818 Kontakt PN Contact Part number 5,5 Abisolierlänge (mm) Strip Lenght (mm) 2,7 - 3,7 2 Verwendungszweck Mit dieser AMP ERGOCRIMP Matrize können fol- gende AMP-Crimpkontakte verarbeitet werden: Kontakttyp: PN: Standard Power Timer 963714 / 1241818 HINWEIS Die ERGOCRIMP Crimp-Handzange ist für die Aufnahme verschiedener Crimpmatrizen aus- gelegt. Kontaktieren Sie den AMP-Kunden- dienst bezüglich der Verfügbarkeit von Crimpmatrizen für spezielle Anwendungen. HINWEIS Alle Abmessungen in dieser Betriebsanlei- tung werden in Millimeter 'mm' angegeben. Die abgebildeten Komponenten sind nicht maß- stabsgetreu dargestellt. HINWEIS ZUR ANWENDUNG Kumulative traumatische Beschwerden kön- nen die Folge einer dauerhaften Anwendung von Handzangen sein. AMP Handzangen sind für gelegentliche Anwendungen und geringe Stückzahlen vorgesehen. Für den gesteiger- ten Bedarf bzw. für die Produktion bietet AMP eine große Auswahl entsprechender Werk- zeuge. HINWEIS Die Werkzeuge sind ausschließlich für den hier beschriebenen Zweck zu verwenden! 2 Application This AMP ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following AMP crimp contacts: Contact Type: P/N: Standard Power Timer 963714 / 1241818 NOTE The ERGOCRIMP Hand Tool has been designed to accomodate different crimp die sets. For availability of die sets for special applications please contact the AMP Field Service. NOTE Dimensions on this sheet are in millimeters "mm".Figures and illustrations are not drawn to scale. PROPER USE GUIDELINES Cumulative Traume Disorders can result from a prolonged use of manually powered hand tools. AMP hand tools are intended for occasional use and low volume applications. For extended use or production operations, AMP offers a wide selection of powered application equipment. NOTE The tool may only be used for the described purpose. |
Numéro de pièce similaire - 1-0519151-3 |
|
Description similaire - 1-0519151-3 |