Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


LYW5SM-HZJZ-46-1 Datasheet(Fiches technique) 5 Page - OSRAM GmbH

Numéro de pièce LYW5SM-HZJZ-46-1
Description  white SMD package
Télécharger  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo 

 
 5 page
background image
Version 1.1
LY W5SM
2015-02-18
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 21
Durchlassspannungsgruppen
3) Seite 21
Group
Luminous Flux
1) page 21
Luminous Flux
1) page 21
Luminous Intensity
5) page 21
Gruppe
Lichtstrom 1) Seite 21
Lichtstrom 1) Seite 21
Lichtstärke 5) Seite 21
(min.) Φ
V [lm]
(max.) Φ
V [lm]
(typ.) I
V [cd]
HZ
39
45
13.9
JX
45
52
16
JY
52
61
18.6
JZ
61
71
21.8
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or
a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups
cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
J3
2.00
2.15
M3
2.15
2.30
Q3
2.30
2.45
T3
2.45
2.60




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22