Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LYR976-PS-36 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
LYR976-PS-36 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
5 / 20 page Version 1.0 LY R976 2012-11-06 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Dominant Wavelength Groups 3) page 19 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19 Group Luminous Intensity 1) page 19 Luminous Intensity 1) page 19 Luminous Flux 7) page 19 Gruppe Lichtstärke 1)Seite 19 Lichtstärke 1) Seite 19 Lichtstrom 7) Seite 19 (min.) Iv [mcd] (max.) Iv [mcd] (typ.) ΦV [mlm] P45 71 180 Q 71 112 290 R 112 180 460 S 180 280 720 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group yellow Gruppe (min.) λdom [nm] (max.) λdom [nm] 3 580 584 4 584 588 5 588 592 6 592 596 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |
Numéro de pièce similaire - LYR976-PS-36 |
|
Description similaire - LYR976-PS-36 |