Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


LYQ396-P1Q2-36 Datasheet(Fiches technique) 5 Page - OSRAM GmbH

Numéro de pièce LYQ396-P1Q2-36
Description  SMT package 0603
Télécharger  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo 

 
 5 page
background image
Version 1.1
LY Q396
2015-06-12
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups
2) page 20
Dominant Wellenlängengruppen 2) Seite 20
Group
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Intensity 1) page 20
Luminous Flux 6) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 6) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
P1
45
56
170
P2
56
71
220
Q1
71
90
270
Q2
90
112
340
Group
yellow
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
3
584
587
4
587
590
5
589
592
6
592
595
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20