Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


LYM676-Q2T1-26 Datasheet(Fiches technique) 11 Page - OSRAM GmbH

Numéro de pièce LYM676-Q2T1-26
Description  white SMT package
Télécharger  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo 

 11 page
background image
Version 1.2
LY M676
2014-10-31
11
Recommended Solder Pad 9) page 19
Reflow soldering
Empfohlenes Lötpaddesign 9) Seite 19
Reflow-Löten
Note:
For superior solder joint connectivity results we
recommend soldering under standard nitrogen
atmosphere. Package not suitable for ultra
sonic cleaning.
Anm.:
Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu
erreichen, empfehlen wir, unter Standard-
Stickstoffatmosphäre zu löten. Das Gehäuse ist
für Ultraschallreinigung nicht geeignet.
OHLPY978
Paddesign
for improved
heat dissipation
Cu-area > 16 mm
Cu-Fläche > 16 mm
Wärmeableitung
Padgeometrie
für verbesserte
Lötstopplack
Solder resist
0.8 (0.031)
2.8 (0.110)
2
2
2.8 (0.110)
0.8 (0.031)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20