Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


LYGT67K-JL-1-HK-1 Datasheet(Fiches technique) 2 Page - OSRAM GmbH

Numéro de pièce LYGT67K-JL-1-HK-1
Description  white PLCC-4 package
Télécharger  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo 

 
 2 page
background image
2016-10-04
2
LYG T67K
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LYG T67K-JL-1+HK-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J, K oder L enthalten
ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LYG T67K-JL-1+HK-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LYG T67K-JL-1+HK-1 means that only one group J, K or L will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. E.g. LYG T67K-JL-1+HK-1 means that the device will be shiped within the specified limits
as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 18
Luminous Intensity
1) page 18
I
F = 2 mA
I
V (mcd)
Yellow
green
LYG T67K
yellow
green
4.5 … 18
2.8 …11.2
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LYG T67K-JL-1+HK-1
Q65111A8859




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18