Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


LYG6SP-CBEB-36-3B5A Datasheet(Fiches technique) 2 Page - OSRAM GmbH

Numéro de pièce LYG6SP-CBEB-36-3B5A
Description  white SMT package
Télécharger  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo 

 
 2 page
background image
2015-04-23
2
Version 1.2
LY G6SP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 140 mA
IV [cd]
LY G6SP-CBEB-36-3B5A
3.55 ... 11.2
Q65111A8100
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LY G6SP-CBEB-36-3B5A means
that only one group CB, DA, DB, EA, EB will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LY G6SP-CBEB-36-3B5A means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LY
G6SP-CBEB-36-3B5A means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LY G6SP-CBEB-36-3B5A means that only one forward voltage group 3B,4A,4B,5A will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LY G6SP-CBEB-36-3B5A
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen CB, DA, DB, EA, EB enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LY G6SP-CBEB-36-3B5A bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). LY G6SP-CBEB-36-3B5A bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LY
G6SP-CBEB-36-3B5A
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3B,4A,4B,5A
enthalten (siehe Seite 5).




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21