Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


LYG6SP-CBEB-36-3B5A Datasheet(Fiches technique) 12 Page - OSRAM GmbH

Numéro de pièce LYG6SP-CBEB-36-3B5A
Description  white SMT package
Télécharger  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo 

 12 page
background image
2015-04-23
12
Version 1.2
LY G6SP
Recommended Solder Pad 8) page 20
Reflow soldering
Empfohlenes Lötpaddesign 8) Seite 20
Reflow-Löten
Note:
For superior solder joint connectivity results we
recommend soldering under standard nitrogen
atmosphere.
Package not suitable for ultra sonic cleaning.
Anm.:
Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu
erreichen, empfehlen wir, unter Standard-
Stickstoffatmosphäre zu löten.
Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht
geeignet.
Package
marking
0.6 (0.024)
Lötstopplack
Solder resist
0.35 (0.014)
A
A
min 9 mm per anode pad for
improved heat dissipation
C
A
A
2
0.8 (0.031)
OHLPY925
0.35 (0.014)
0.8 (0.031)
Package
marking




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21