Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LYG5AP-CXDX-36-1 Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
LYG5AP-CXDX-36-1 Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH |
3 / 21 page LY G5AP 2011-05-04 3 Maximum Ratings Grenzwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Operating temperature range Betriebstemperatur T op -40 ... + 85 °C Storage temperature range Lagertemperatur T stg -40 ... + 85 °C Junction temperature Sperrschichttemperatur T j + 125 °C Junction Temperature Sperrschichttemperatur T j >150 for short term applications °C Forward current Durchlassstrom (T S = 25 °C) I F 30 ... 200 mA Surge current Stoßstrom (t <= 10 μs, D = 0.005, T S = 25 °C) I FM 500 mA Reverse voltage Sperrspannung (T S = 25 °C) V R not designed for reverse operation V |
Numéro de pièce similaire - LYG5AP-CXDX-36-1 |
|
Description similaire - LYG5AP-CXDX-36-1 |