Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LYG5AP-CXDX-36-1 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
LYG5AP-CXDX-36-1 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
2 / 21 page 2011-05-04 2 LY G5AP Ordering Information Bestellinformation Type Luminous Intensity 1) page 20 Luminous Flux 2) page 20 Ordering Code Typ Lichtstärke 1) Seite 20 Lichtstrom 2) Seite 20 Bestellnummer I F = 100 mA I F = 100 mA I V(mcd) Φ V typ.(mlm) LY G5AP-CXDX-36-1 2800 ... 5200 14500 Q65111A1320 LY G5AP-CZDZ-36-1 3900 ... 7100 20000 Q65111A1319 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E. g. LY G5AP-CZDZ-36-1 means that only one group CZ, DX, DY, DZ will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E. g. LY G5AP-CZDZ-36-1 means that only one wavelength group 3, 4, 5, 6 will be shippable. LY G5AP-CZDZ-36-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation). In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E. g. LY G5AP-CZDZ-36-1 means that only one forward voltage group 3B, 4A, 4B, 5A will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation). Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z. B. LY G5AP-CZDZ-36-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen CZ, DX, DY, DZ enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LY G5AP-CZDZ-36-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen 3, 4, 5, 6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Informationen). LY G5AP-CZDZ-36-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 5 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LY G5AP-CZDZ-36-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3B, 4A, 4B, 5A enthalten (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. |
Numéro de pièce similaire - LYG5AP-CXDX-36-1 |
|
Description similaire - LYG5AP-CXDX-36-1 |