Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LYG5AP-CXDX-36-1 Fiches technique(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH |
|
LYG5AP-CXDX-36-1 Fiches technique(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH |
11 / 21 page LY G5AP 2011-05-04 11 Package Outline 8) page 20 Maßzeichnung 8) Seite 20 Cathode Mark: mark Kathodenkennung: Markierung Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4): 40°C / 90% rh / 15ppm H 2S / 336h Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4): 40°C / 90% rh / 15ppm H 2S / 336h Approximate Weight: 48 mg Gewicht: 48 mg |
Numéro de pièce similaire - LYG5AP-CXDX-36-1 |
|
Description similaire - LYG5AP-CXDX-36-1 |