Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


LWY87C-S1T2-3K8L Datasheet(Fiches technique) 6 Page - OSRAM GmbH

Numéro de pièce LWY87C-S1T2-3K8L
Description  white SMT package
Télécharger  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo 

 6 page
background image
2016-02-01
6
Version 2.2
LW Y87C
Color Chromaticity Groups 2) page 21
Farbortgruppen 2) Seite 21
Chromaticity Coordinate Groups 2) page 21
Farbortgruppen 2) Seite 21
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
3K
0.2660
0.2320
7K
0.3300
0.3100
5L
0.2850
0.2790
0.2730
0.2270
0.3300
0.3300
0.2910
0.2680
0.2800
0.2520
0.3380
0.3420
0.3070
0.3120
0.2860
0.2440
0.3520
0.3440
0.3100
0.2970
4K
0.2800
0.2520
8K
0.3380
0.3420
6L
0.3070
0.3120
0.2860
0.2440
0.3520
0.3440
0.3100
0.2970
0.2910
0.2680
0.3600
0.3570
0.3300
0.3300
0.2960
0.2590
0.3640
0.3800
0.3300
0.3470
5K
0.2910
0.2680
3L
0.2580
0.2390
7L
0.3300
0.3300
0.2960
0.2590
0.2660
0.2320
0.3300
0.3470
0.3100
0.2970
0.2730
0.2610
0.3450
0.3520
0.3130
0.2840
0.2800
0.2520
0.3470
0.3710
OHA08327
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
510
500
490
480
470
450
460
0.20
+
E
Cy
Cx
Cx
Cy
0.22
0.24
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.21
0.23
0.25
0.27
0.29
0.31
0.33
0.35
0.37
0.39
0.41
3K
4K
5K
6K
7K
8K
3L
4L
5L
6L
7L
8L
+




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22