Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


LWY8SG-V1AA-3K6L Datasheet(Fiches technique) 5 Page - OSRAM GmbH

Numéro de pièce LWY8SG-V1AA-3K6L
Description  white SMT package
Télécharger  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo 

 
 5 page
background image
Version 2.1
LW Y8SG
2014-10-16
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups
4) page 21
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 21
Group
Luminous Intensity
1) page 21
Luminous Intensity
1) page 21
Luminous Flux 7) page 21
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 21
Lichtstärke 1) Seite 21
Lichtstrom 7) Seite 21
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
V1
710
900
2420
V2
900
1120
3030
AA
1120
1400
3780
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
4
2.90
3.20
5
3.20
3.50
6
3.50
3.70




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22