Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


LWVH8G-Q2OO-4M6N-1 Datasheet(Fiches technique) 5 Page - OSRAM GmbH

Numéro de pièce LWVH8G-Q2OO-4M6N-1
Description  SMT package
Télécharger  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo 

 
 5 page
background image
Version 2.1
LW VH8G
2016-03-01
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 22 , 5) page 22
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 22 , 5) Seite 22
Group
Luminous Intensity 1) page 22
Luminous Intensity 1) page 22
Luminous Flux 8) page 22
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 22
Lichtstärke 1) Seite 22
Lichtstrom 8) Seite 22
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
Q1
71
90
240
Q2
90
112
300
R1
112
140
380
R2
140
180
480
S1
180
224
610
S2
224
280
760
T1
280
355
950
T2
355
450
1210
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
3X
2.60
2.70
3Y
2.70
2.80
3Z
2.80
2.90
4X
2.90
3.00
4Y
3.00
3.10




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23