Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


LWQH8G-Q2OO-3K5L-1 Datasheet(Fiches technique) 6 Page - OSRAM GmbH

Numéro de pièce LWQH8G-Q2OO-3K5L-1
Description  SMT package 0402
Télécharger  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo 

 6 page
background image
2016-02-01
6
Version 1.2
LW QH8G
Color Chromaticity Groups 3) page 21
Farbortgruppen 3) Seite 21
Chromaticity Coordinate Groups 3) page 21
Farbortgruppen 3) Seite 21
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
3K
0.2660
0.2320
3L
0.2580
0.2390
0.2730
0.2270
0.2660
0.2320
0.2800
0.2520
0.2730
0.2610
0.2860
0.2440
0.2800
0.2520
4K
0.2800
0.2520
4L
0.2730
0.2610
0.2860
0.2440
0.2800
0.2520
0.2910
0.2680
0.2850
0.2790
0.2960
0.2590
0.2910
0.2680
5K
0.2910
0.2680
5L
0.2850
0.2790
0.2960
0.2590
0.2910
0.2680
0.3100
0.2970
0.3070
0.3120
0.3130
0.2840
0.3100
0.2970
OHA03593
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
510
500
490
480
470
450
460
0.20
+
E
Cy
Cx
Cx
Cy
0.22
0.24
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.21
0.23
0.25
0.27
0.29
0.31
0.33
0.35
0.37
0.39
0.41
3K
4K
5K
3L
4L
5L
+




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21