Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


DS_S1T8515A01 Datasheet(Fiches technique) 5 Page - Samsung semiconductor

Numéro de pièce DS_S1T8515A01
Description  FM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER
Télécharger  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Site Internet  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo 

   
 5 page
background image
FM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER
S1T8515A
5
TEST CIRCUIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
X-tal
Osc.
2nd
MIX
1.0V Regulator
Alarm
Limiting IF
Amplifier
FSK
Comparator
Quick
Charge
Quad
Detector
Bit-rate Filter
OSCI
OSCO
MO
Vcc
LI
LD
FSKR1
QD
C1
C2
C3
FIL VAR
MI
GND
REGO REGC
AO
FSKO1
FSKO2
BSC
QC1
QC2
FSKR2
RSSI
+
51
RF Input
1000p
2.2
µ
Reg. out
100K
100K
100K
Alarm out FSKO1
FSKO2
Vcc
QC1
QC2
L H
L
FSKR2
RSSI
+
10
µ
0.1
µ
1500p
L
H
1200p
1000p
3.3K
10u
+
CDBM
455
10
µ
+
0.1
µ
CFMW455E
39p
56p
20.945MHz




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download



Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
KA8515FM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER 1 2 3 4 5 MoreSamsung semiconductor
KA8516FM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER 1 2 3 4 5 MoreSamsung semiconductor
S1T8515AFM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER 1 2 3 4 5 MoreSamsung semiconductor
TLV55922-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER FOR FLEX PAGER CHIPSET 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
TSOP34830SJ1IR Receiver Modules for Remote Control Systems 1 2 3 4 5 MoreVishay Siliconix
KF284SPECIFICATIONS FOR SAW FILTER BAND PASS FILTERS FOR THE RECEIVING RF CIRCUITS OF PAGER 1 2 3 KEC(Korea Electronics)
KF478SSPECIFICATIONS FOR SAW FILTER BAND PASS FILTERS FOR THE RECEIVING RF CIRCUITS OF PAGER 1 2 3 KEC(Korea Electronics)
PCD5003AEnhanced Pager Decoder for POCSAG 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
LPCCP1Antenna Interconnect for Satellite TV Receiver Mobile Phones PDA Portable Radio 1 ITT Industries
TSOP6230IR Receiver Modules for Remote Control Systems 1 2 3 4 5 MoreVishay Siliconix

Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl