Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UCS1001-4-BP-TR Fiches technique(PDF) 6 Page - SMSC Corporation |
|
UCS1001-4-BP-TR Fiches technique(HTML) 6 Page - SMSC Corporation |
6 / 57 page USB Port Power Controller with Charger Emulation Datasheet Revision 1.4 (07-16-13) 6 SMSC UCS1001 DATASHEET List of Figures Figure 2.1 UCS1001-3 Pin Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 2.2 UCS1001-4 Pin Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 3.1 USB Rise Time / Fall Time Measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 3.2 Description of DC Terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 4.1 UCS1001-3 System Configuration (No Charger Emulation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 4.2 UCS1001-4 System Configuration (No Charger Emulation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 4.3 UCS1001-3 System Configuration (No USB Host, with Charger Emulation). . . . . . . . . . . . . 26 Figure 4.4 UCS1001-4 System Configuration (No USB Host, with Charger Emulation). . . . . . . . . . . . . 27 Figure 4.5 Wake Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 6.1 Trip Current Limiting Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Figure 6.2 Constant Current Limiting (Variable Slope) Operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Figure 9.1 UCS1001 Package View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Figure 9.2 UCS1001 Package Dimensions and Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Figure 10.1 USB-IF High-speed Eye Diagram (without data switch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Figure 10.2 USB-IF High-speed Eye Diagram (with data switch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Figure 10.3 Short Applied After Power Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Figure 10.4 Power Up Into A Short . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Figure 10.5 Internal Power Switch Short Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Figure 10.6 VBUS Discharge Behavior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Figure 10.7 Data Switch Off Isolation vs. Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Figure 10.8 Data Switch Bandwidth vs. Frequency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Figure 10.9 Data Switch On Resistance vs. Temp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Figure 10.10Power Switch On Resistance vs. Temp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Figure 10.11RDCP_RES Resistance vs.Temp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Figure 10.12Power Switch On / Off Time vs. Temp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Figure 10.13VS Over-Voltage Threshold vs. Temp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Figure 10.14VS Under Voltage Threshold vs. Temp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Figure 10.15Detect State VBUS vs. IBUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Figure 10.16Trip Current Limit Operation vs. Temp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Figure 10.17IBUS Measurement Accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Figure 10.18Active State Current vs. Temp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 10.19Detect State Current vs. Temp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 10.20Sleep State Current vs. Temp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 |
Numéro de pièce similaire - UCS1001-4-BP-TR |
|
Description similaire - UCS1001-4-BP-TR |
|
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |