Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LBY8SG-T1U2-35-1 Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LBY8SG-T1U2-35-1
Description  Micro SIDELED is a SMT LED with side emission.
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBY8SG-T1U2-35-1 Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LBY8SG-T1U2-35-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBY8SG-T1U2-35-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBY8SG-T1U2-35-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBY8SG-T1U2-35-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBY8SG-T1U2-35-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBY8SG-T1U2-35-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBY8SG-T1U2-35-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBY8SG-T1U2-35-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBY8SG-T1U2-35-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 21 page
background image
Version 2.2
LB Y8SG
2015-08-20
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 110
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
T
stg
-40 ... 110
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
T
j
125
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
A = 25 °C)
I
F
5 ... 30
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; T
A = 25 °C)
I
FM
300
mA
Reverse voltage 2) page 20
Sperrspannung 2) Seite 20
(T
A = 25 °C)
V
R
5
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 0)
V
ESD
ESD sensitive device
kV


Numéro de pièce similaire - LBY8SG-T1U2-35-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LBY8SG-T1U2-35-1 OSRAM-LBY8SG-T1U2-35-1 Datasheet
611Kb / 21P
   Micro SIDELED
More results

Description similaire - LBY8SG-T1U2-35-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LSY876-P2S1-1 OSRAM-LSY876-P2S1-1 Datasheet
501Kb / 20P
   Micro SIDELED is a SMT LED with side emission
LYY8SF OSRAM-LYY8SF Datasheet
981Kb / 22P
   Micro SIDELED
LBY8SG OSRAM-LBY8SG Datasheet
611Kb / 21P
   Micro SIDELED
LWY87S OSRAM-LWY87S Datasheet
157Kb / 14P
   Micro SIDELED White Hyper-Bright LED
LYY876 OSRAM-LYY876 Datasheet
504Kb / 20P
   Micro SIDELED 3010
LTY87S OSRAM-LTY87S_17 Datasheet
590Kb / 21P
   Micro SIDELED 3010
LWY1SG OSRAM-LWY1SG_15 Datasheet
551Kb / 22P
   Micro SIDELED 2808
LSY876 OSRAM-LSY876_14 Datasheet
501Kb / 20P
   Micro SIDELED 3010
LS-Y876-Q2S1-1-Z OSRAM-LS-Y876-Q2S1-1-Z Datasheet
501Kb / 20P
   Micro SIDELED 3010
LTY8SG OSRAM-LTY8SG Datasheet
536Kb / 21P
   Micro SIDELED 3010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com