Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LBW5SM-FZHX-35 Fiches technique(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LBW5SM-FZHX-35
Description  Automotive Interior Lighting
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBW5SM-FZHX-35 Fiches technique(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LBW5SM-FZHX-35 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
2016-02-01
10
Version 1.3
LB W5SM
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f(TS)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 85 °C
80
Do not use current below 100 mA
0
200
100
0
500
300
400
60
40
20
800
600
700
1000
900
F
I (mA)
130
100
T (°C)
S
OHL04372
0.8
-5
F
I
A
tp
s
OHL04374
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
10
P
t
=
D
T
T
t
P
IF
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
0.5
1
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.005
D =
0.8
-5
F
I
A
tp
s
OHL04374
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
10
P
t
=
D
T
T
t
P
IF
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
0.5
1
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.005
D =


Numéro de pièce similaire - LBW5SM-FZHX-35

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LBW5SM OSRAM-LBW5SM Datasheet
680Kb / 21P
   Automotive Interior Lighting
More results

Description similaire - LBW5SM-FZHX-35

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LWG6SP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6SP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
678Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWM673 OSRAM-LWM673 Datasheet
648Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X OSRAM-LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet
1Mb / 26P
   Automotive Interior Lighting
KODELPS1.22 OSRAM-KODELPS1.22 Datasheet
696Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LGT671 OSRAM-LGT671 Datasheet
439Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
LCBM67S-N2R1-4R6T OSRAM-LCBM67S-N2R1-4R6T Datasheet
603Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LWG6CP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6CP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
673Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWT6SC OSRAM-LWT6SC Datasheet
793Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LTTTSD OSRAM-LTTTSD Datasheet
737Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LSG6SP-CADB-1-1 OSRAM-LSG6SP-CADB-1-1 Datasheet
610Kb / 21P
   Automotive Interior Lighting
LYT670 OSRAM-LYT670 Datasheet
443Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com