Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LD39020DTPU12R Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
LD39020DTPU12R Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
6 / 30 page Pin configuration LD39020 6/30 DocID025316 Rev 3 2 Pin configuration Figure 2: Pin connection (top view) Table 1: Pin description Pin n° DFN1x1-4L Pin n° SOT23-5L Symbol Function 1 5 OUT Output voltage 2 2 GND Common ground 3 3 EN Enable pin logic input: low = shutdown, High = active 4 1 IN Input voltage Thermal pad - GND Connect to GND on the PCB - 4 NC Not connected |
Numéro de pièce similaire - LD39020DTPU12R |
|
Description similaire - LD39020DTPU12R |