Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
MC14049BDR2G Fiches technique(PDF) 5 Page - ON Semiconductor |
|
MC14049BDR2G Fiches technique(HTML) 5 Page - ON Semiconductor |
5 / 8 page MC14049B, MC14050B http://onsemi.com 5 Figure 3. Ambient Temperature Power Derating 1200 1100 1000 900 825 800 740 700 600 500 400 300 200 100 0 175 150 125 100 75 50 25 TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C) 175 mW (P) 120 mW (D) (P) PDIP (D) SOIC tPHL Figure 4. Switching Time Test Circuit and Waveforms PULSE GENERATOR VDD VSS 8 1 CL Vout Vin # # Invert on MC14049B only 20 ns 20 ns VDD VSS VOH VOL VOH VOL 90% 50% 10% 90% 50% 10% 90% 50% 10% tPLH tTLH tPHL tTHL tPHL tPLH tTLH tTHL OUTPUT MC14049B OUTPUT MC14050B INPUT |
Numéro de pièce similaire - MC14049BDR2G |
|
Description similaire - MC14049BDR2G |