Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI4952DY Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI4952DY
Description  Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4952DY Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI4952DY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4952DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4952DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4952DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4952DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4952DY Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4952DY Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4952DY Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4952DY Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Document Number: 70448
S09-0764-Rev. C, 04-May-09
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si4952DY
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
6
12
18
24
30
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 10 V thru 4 V
VGS = 3 V
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0
6
12
18
24
30
ID - Drain Current (A)
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
ID = 7 A
0
2
4
6
8
10
0
369
12
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS = 24 V
VDS = 13 V
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
2
4
6
8
10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC = - 55 °C
Coss
Crss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0
150
300
450
600
750
900
0
5
10
15
20
25
Ciss
TJ - Junction Temperature (°C)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 7 A
VGS = 10 V, 4.5 V


Numéro de pièce similaire - SI4952DY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4952DY VISHAY-SI4952DY Datasheet
175Kb / 9P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4952DY VISHAY-SI4952DY_V01 Datasheet
175Kb / 9P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI4952DY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4228DY VISHAY-SI4228DY Datasheet
281Kb / 10P
   Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-May-10
logo
VBsemi Electronics Co.,...
8822 VBSEMI-8822 Datasheet
974Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
8205 VBSEMI-8205 Datasheet
963Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
PJ8205 VBSEMI-PJ8205 Datasheet
963Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Telefunken
SI4228DY TFUNK-SI4228DY Datasheet
284Kb / 10P
   Dual N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SM8205AOC-TRL VBSEMI-SM8205AOC-TRL Datasheet
965Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
SI6926ADQ-T1-GE3 VBSEMI-SI6926ADQ-T1-GE3 Datasheet
965Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
UPA1852GR-9JG-A VBSEMI-UPA1852GR-9JG-A Datasheet
965Kb / 8P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4952DY VISHAY-SI4952DY_V01 Datasheet
175Kb / 9P
   Dual N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1904EDH VISHAY-SI1904EDH Datasheet
49Kb / 5P
   DUAL N-CHANNEL 25-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-01
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com