Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


BCM20730 Datasheet(Fiches technique) 39 Page - Cypress Semiconductor

Numéro de pièce BCM20730
Description  Single-Chip Bluetooth Transceiver for Wireless Input Devices
Télécharger  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Site Internet  http://www.cypress.com
Logo 

 39 page
background image
Pin Descriptions
BROADCOM
September 9, 2013 • 20730-DS108-R
Page 38
®
BCM20730 Data Sheet
BROADCOM CONFIDENTIAL
C3
P37
Input
Floating VDDO
• GPIO: P37
• A/D converter input
• Quadrature: QDZ1
• SPI_2: MISO (slave only)
• Auxiliary clock output: ACLK1
30
B3
P38
Input
Floating VDDO
• GPIO: P38
• A/D converter input
• SPI_2: MOSI (master and slave)
•IR_TX
•XTALO32K (64-BGA only)
Alternative Function:
• P14 in 32-QFN only
A3
P39
Input
Floating VDDO
• GPIO: P39
• SPI_2: SPI_CS (slave only)
• SPI_1: MISO (master only)
• Infrared control: IR_RX
• External PA ramp control: PA_Ramp
• XTALI32K (64-BGA only)
•60Hz_main
a. During Power-On Reset, all inputs are disabled.
Table 8: GPIO Pin Descriptionsa (Cont.)
Pin Number
Pin Name
Default
Direction
After
POR
Power
Domain Alternate Function Description
32-Pin
QFN
40-pin
QFN
64-pin
BGA




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl