Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


SMJD-2D12W4PD Datasheet(Fiches technique) 14 Page - Seoul Semiconductor

Numéro de pièce SMJD-2D12W4PD
Description  Connects directly to AC line voltage
Télécharger  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Site Internet  http://www.seoulsemicon.com
Logo 

 14 page
background image
www.seoulsemicon.com
Product Data Sheet
14
SMJD-XD12W4PX - Acrich3 12.8W
Rev1,2, Apr 1, 2016
Color Bin Structure
 Color Bin CIE 그래프는 한 장에 넣는다.
Bin
x
y
Bin
x
y
Bin
x
y
Bin
x
y
E11
0.3736
0.3874
E21
0.3804
0.3917
E31
0.3871
0.3959
E41
0.3939
0.4002
0.3720
0.3800
0.3784
0.3841
0.3849
0.3881
0.3914
0.3922
0.3784
0.3841
0.3849
0.3881
0.3914
0.3922
0.3979
0.3962
0.3804
0.3917
0.3871
0.3959
0.3939
0.4002
0.4006
0.4044
E12
0.3720
0.3800
E22
0.3784
0.3841
E32
0.3849
0.3881
E42
0.3914
0.3922
0.3703
0.3726
0.3765
0.3765
0.3828
0.3803
0.3890
0.3842
0.3765
0.3765
0.3828
0.3803
0.3890
0.3842
0.3952
0.3880
0.3784
0.3841
0.3849
0.3881
0.3914
0.3922
0.3979
0.3962
E13
0.3703
0.3726
E23
0.3765
0.3765
E33
0.3828
0.3803
E43
0.3890
0.3842
0.3687
0.3652
0.3746
0.3689
0.3806
0.3725
0.3865
0.3762
0.3746
0.3689
0.3806
0.3725
0.3865
0.3762
0.3925
0.3798
0.3765
0.3765
0.3828
0.3803
0.3890
0.3842
0.3952
0.3880
E14
0.3687
0.3652
E24
0.3746
0.3689
E34
0.3806
0.3725
E44
0.3865
0.3762
0.3670
0.3578
0.3727
0.3613
0.3784
0.3647
0.3841
0.3682
0.3727
0.3613
0.3784
0.3647
0.3841
0.3682
0.3898
0.3716
0.3746
0.3689
0.3806
0.3725
0.3865
0.3762
0.3925
0.3798
EM
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
E44
E43
E42
E41
E34
E33
E32
E31
E24
E23
E22
E21
E14
E13
E12
4000K
E11
3700K
4200K
x




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl