Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TP2435N8-G Fiches technique(PDF) 4 Page - Supertex, Inc

No de pièce TP2435N8-G
Description  P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SUTEX [Supertex, Inc]
Site Internet  http://www.supertex.com
Logo SUTEX - Supertex, Inc

TP2435N8-G Fiches technique(HTML) 4 Page - Supertex, Inc

  TP2435N8-G Datasheet HTML 1Page - Supertex, Inc TP2435N8-G Datasheet HTML 2Page - Supertex, Inc TP2435N8-G Datasheet HTML 3Page - Supertex, Inc TP2435N8-G Datasheet HTML 4Page - Supertex, Inc TP2435N8-G Datasheet HTML 5Page - Supertex, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
Supertex inc.
www.supertex.com
Doc.# DSFP-TP2435
B081413
TP2435
Typical Performance Curves (cont.)
Output Characteristics
0
-10
-20
-30
-40
V
DS (volts)
Saturation Characteristics
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0
-2
-4
-6
-8
-10
Maximum Rated Safe Operating Area
-1
-10
-100
-1000
-1.0
-0.1
-0.01
-0.001
Thermal Response Characteristics
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
t
p (seconds)
Transconductance vs. Drain Current
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
-100
-200
-300
-400
-500
Power Dissipation vs. Ambient Temperature
0
25
50
75
100
125
150
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0
TO-243AA(pulsed)
TO-243AA (DC)
TO-243AA
-3.0V
-6.0V
-3.5V
-9.0V
V
GS = -10V
V
DS = -15V
T
A = -55
O
C
T
A = 25
O
C
TO-243AA
T
A = 25
O
C
P
D = 1.6W
V
DS (volts)
V
GS = -10V
I
D (milliamperes)
T
A (
O
C)
V
DS (volts)
T
A = 25
O
C
T
A = 150
O
C
-1.8
-1.5
-1.2
-0.9
-0.6
-0.3
0
-3.0V
-3.5V
-4.5V
-6.0V
0.001
0.01
0.01
1.0
10


Numéro de pièce similaire - TP2435N8-G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Supertex, Inc
TP2435N8 SUTEX-TP2435N8 Datasheet
496Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
logo
Microchip Technology
TP2435N8G MICROCHIP-TP2435N8G Datasheet
299Kb / 14P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
05/14/19
More results

Description similaire - TP2435N8-G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Zetex Semiconductors
BS250F ZETEX-BS250F Datasheet
80Kb / 3P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP2106A ZETEX-ZVP2106A Datasheet
51Kb / 3P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP2110A ZETEX-ZVP2110A Datasheet
65Kb / 3P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP2120G ZETEX-ZVP2120G Datasheet
74Kb / 3P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP3306F ZETEX-ZVP3306F Datasheet
109Kb / 2P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP4105A ZETEX-ZVP4105A Datasheet
49Kb / 1P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
logo
Diodes Incorporated
ZVP4424C DIODES-ZVP4424C Datasheet
44Kb / 1P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP1320A DIODES-ZVP1320A Datasheet
85Kb / 3P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP0540A DIODES-ZVP0540A Datasheet
32Kb / 1P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVN2110C DIODES-ZVN2110C Datasheet
43Kb / 1P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
logo
Supertex, Inc
TP5335 SUTEX-TP5335_07 Datasheet
396Kb / 3P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com