Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ADPD103 Fiches technique(PDF) 9 Page - Analog Devices |
|
ADPD103 Fiches technique(HTML) 9 Page - Analog Devices |
9 / 53 page ADPD103 Data Sheet Rev. B | Page 8 of 52 TIMING SPECIFICATIONS Table 6. I2C Timing Specifications Parameter Symbol Test Conditions/Comments Min Typ Max Unit I2C PORT1 See Figure 2 SCL Frequency 400 kHz Minimum Pulse Width High t1 600 ns Low t2 1300 ns Start Condition Hold Time t3 600 ns Setup Time t4 600 ns SDA Setup Time t5 100 ns SCL and SDA Rise Time t6 1000 ns Fall Time t7 300 ns Stop Condition Setup Time t8 600 ns 1 Guaranteed by design. SDA SCL t3 t6 t1 t5 t2 t7 t3 t4 t8 Figure 2. I2C Timing |
Numéro de pièce similaire - ADPD103 |
|
Description similaire - ADPD103 |