Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI9102DJ02 Fiches technique(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI9102DJ02
Description  3-W High-Voltage Switchmode Regulator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI9102DJ02 Fiches technique(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SI9102DJ02 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI9102DJ02 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI9102DJ02 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI9102DJ02 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI9102DJ02 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI9102DJ02 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI9102DJ02 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
Si9102
Vishay Siliconix
www.vishay.com
2
Document Number: 70001
S-42040—Rev. G, 15-Nov-04
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Voltages Referenced to −VIN (VCC < +VIN + 0.3 V)
VCC
15 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+VIN
120 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VDS
200 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ID (Peak) (Note: 300 ms pulse, 2% duty cycle)
2 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ID (rms)
250 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Logic Inputs (RESET, SHUTDOWN, OSC IN)
−0.3 V to VCC + 0.3 V
. . . . . .
Linear Inputs (FEEDBACK, SOURCE)
−0.3 V to 7 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HV Pre-Regulator Input Current (continuous)
3 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature
−65 to 125_C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Temperature
−40 to 85_C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Junction Temperature (TJ)
150_C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power Dissipation (Package)a
14-Pin Plastic DIP (J Suffix)b
750 mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-Pin PLCC (N Suffix)c
1400 mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermal Impedance (QJA)
14-Pin Plastic DIP
167_C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-Pin PLCC
90_C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes
a.
Device mounted with all leads soldered or welded to PC board.
b.
Derate 6 mW/_C above 25_C
c.
Derate 11.2 mW/_C above 25_C
Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation
of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating
conditions for extended periods may affect device reliability.
RECOMMENDED OPERATING RANGE
Voltages Referenced to −VIN
VCC
9.5 V to 13.5 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROSC
25 kW to 1 MW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linear Inputs
0 to 7 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+VIN
10 V to 120 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fOSC
40 kHz to 1 MHz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Digital Inputs
0 to VCC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPECIFICATIONSa
Test Conditions
Unless Otherwise Specified
DISCHARGE = −VIN = 0 V
Limits
D Suffix −40 to 85_C
Parameter
Symbol
DISCHARGE = −VIN = 0 V
VCC = 10 V, +VIN = 48 V
RBIAS = 390 kW, ROSC = 330 kW
Tempb
Mind
Typc
Maxd
Unit
Reference
Output Voltage
VR
OSC IN = − VIN (OSC Disabled)
RL = 10 MW
Room
Full
3.92
3.86
4.0
4.08
4.14
V
Output Impedancee
ZOUT
Room
15
30
45
kW
Short Circuit Current
ISREF
VREF = −VIN
Room
70
100
130
mA
Temperature Stabilitye
TREF
Full
0.5
1.0
mV/_C
Oscillator
Maximum Frequencye
fMAX
ROSC = 0
Room
1
3
MHz
Initial Accuracy
fOSC
ROSC = 330 kWg
Room
80
100
120
kHz
Initial Accuracy
fOSC
ROSC = 150 kWg
Room
160
200
240
kHz
Voltage Stability
Df/f
Df/f = f(13.5 V) − f(9.5 V)/f(9.5 V)
Room
10
15
%
Temperature Coefficiente
TOSC
Full
200
500
ppm/_C
Error Amplifier
Feedback Input Voltage
VFB
FB Tied to COMP
OSC IN = − VIN (OSC Disabled)
Room
3.96
4.00
4.04
V
Input BIAS Current
IFB
Room
25
500
nA
Open Loop Voltage Gaine
AVOL
OSC IN = − VIN, VFB = 4 V,
Room
60
80
dB
Unity Gain Bandwidthe
BW
OSC IN = − VIN, VFB = 4 V,
OSC IN = − VIN (OSC Disabled)
Room
0.7
1
MHz
Dynamic Output Impedancee
ZOUT
Room
1000
2000
W
Output Current
IOUT
Source (VFB = 3.4 V)
Room
−2.0
−1.4
mA
Input OFFSET Voltage
VOS
OSC IN = − VIN (OSC Disabled)
Room
"15
"40
mV


Numéro de pièce similaire - SI9102DJ02

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9102DJ02 VISHAY-SI9102DJ02 Datasheet
277Kb / 10P
   3-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. H, 19-Mar-07
SI9102DJ02-E3 VISHAY-SI9102DJ02-E3 Datasheet
277Kb / 10P
   3-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. H, 19-Mar-07
More results

Description similaire - SI9102DJ02

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9102 VISHAY-SI9102_07 Datasheet
277Kb / 10P
   3-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. H, 19-Mar-07
SI9100 VISHAY-SI9100 Datasheet
88Kb / 8P
   3-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. G, 15-Nov-04
SI9100 VISHAY-SI9100_V01 Datasheet
182Kb / 11P
   3-W High-Voltage Switchmode Regulator
01-Jan-2022
SI9102 VISHAY-SI9102_V01 Datasheet
155Kb / 10P
   3-W High-Voltage Switchmode Regulator
01-Jan-2022
SI9108 VISHAY-SI9108_04 Datasheet
213Kb / 12P
   1-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. B,15-Nov-04
SI9105 VISHAY-SI9105_07 Datasheet
305Kb / 11P
   1-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. I, 19-Mar-07
SI9105 VISHAY-SI9105 Datasheet
76Kb / 7P
   1-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. H, 15-Nov-04
SI9108 VISHAY-SI9108 Datasheet
100Kb / 5P
   1-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. A, 05-Apr-99
SI9105 VISHAY-SI9105_V01 Datasheet
201Kb / 11P
   1-W High-Voltage Switchmode Regulator
01-Jan-2022
SI9104 VISHAY-SI9104 Datasheet
121Kb / 5P
   High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. B, 16-Apr-01
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com