Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CS-4-13XTB Fiches technique(PDF) 4 Page - Copal Electronics |
|
CS-4-13XTB Fiches technique(HTML) 4 Page - Copal Electronics |
4 / 7 page 5 2.3 2.54 41 3 – 0.6 t = 0.15 C 1 2 Production date code 0.6 W × 2.3 L × 0.5 D 5 C 1 2 0.6 W × 2.3 L × 0.5 D Production date code 2.35 2 – 0.8 t = 0.15 1.2 2.3 5 C 1 2 Production date code 2.3 2.35 t = 0.15 2 – 0.8 1.2 0.6 W × 2.3 L × 0.5 D 5 C 1 2 Production date code 2.3 2.54 41 3 – 0.6 t = 0.15 0.6 W × 2.3 L × 0.5 D 5 C 1 2 3 0.6 W × 2.3 L × 0.5 D Production date code 2.3 1.3 3 – 0.5 t = 0.15 1.2 1.3 5 1.3 6 – 0.5 t = 0.15 1.3 NC 1 C 4 2 3 0.6 W × 2.3 L × 0.5 D Production date code 135 Moving range 3 – 45 Step angle 2.3 2.3 5 1.3 6 – 0.5 t = 0.15 1.3 NC 1 C 4 2 3 0.6 W × 2.3 L × 0.5 D Production date code 135 Moving range 3 – 45 Step angle 5 C 1 2 3 0.6 W × 2.3 L × 0.5 D Production date code 2.3 1.3 t = 0.15 3 – 0.5 1.2 1.3 5 2.3 2.35 2 – 0.8 t = 0.15 1.2 C 1 2 Production date code 0.6 W × 2.3 L × 0.5 D 5 2.3 2.35 t = 0.15 2 – 0.8 1.2 C 1 2 Production date code 0.6 W × 2.3 L × 0.5 D ■ OUTLINE DIMENSIONS Unless otherwise specified, tolerance: ± 0.3 (Unit: mm) O CS-4-12YA O CS-4-12YB O CS-4-12YC O CS-4-12XB O CS-4-12XC O CS-4-13NA O CS-4-13NB O CS-4-14NA O CS-4-14NB O CS-4-12XA CS-4 ROTARY SELECTOR SWITCHES (SMD) |
Numéro de pièce similaire - CS-4-13XTB |
|
Description similaire - CS-4-13XTB |