Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GS84032AT-166I Fiches technique(PDF) 10 Page - GSI Technology

No de pièce GS84032AT-166I
Description  256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GSI [GSI Technology]
Site Internet  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS84032AT-166I Fiches technique(HTML) 10 Page - GSI Technology

Back Button GS84032AT-166I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS84032AT-166I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS84032AT-166I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS84032AT-166I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS84032AT-166I Datasheet HTML 10Page - GSI Technology GS84032AT-166I Datasheet HTML 11Page - GSI Technology GS84032AT-166I Datasheet HTML 12Page - GSI Technology GS84032AT-166I Datasheet HTML 13Page - GSI Technology GS84032AT-166I Datasheet HTML 14Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 31 page
background image
Rev: 1.12 7/2002
10/31
© 1999, Giga Semiconductor, Inc.
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com
Preliminary
GS84018/32/36AT/B-180/166/150/100
GS84018/32/36A Block Diagram
A1
A0
A0
A1
D0
D1
Q1
Q0
Counter
Load
DQ
DQ
Register
Register
DQ
Register
DQ
Register
DQ
Register
DQ
Register
DQ
Register
DQ
Register
A0–An
LBO
ADV
CK
ADSC
ADSP
GW
BW
BA
BB
BC
BD
E1
G
ZZ
Power Down
Control
Memory
Array
36
36
4
A
QD
E3
E2
DQx0–DQx9
Note: Only x36 version shown for simplicity.
1
FT


Numéro de pièce similaire - GS84032AT-166I

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS84032B-100 GSI-GS84032B-100 Datasheet
629Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS84032B-100I GSI-GS84032B-100I Datasheet
629Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS84032B-150 GSI-GS84032B-150 Datasheet
629Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS84032B-150I GSI-GS84032B-150I Datasheet
629Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS84032B-166 GSI-GS84032B-166 Datasheet
629Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
More results

Description similaire - GS84032AT-166I

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS840E18T GSI-GS840E18T Datasheet
631Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840H18AT GSI-GS840H18AT Datasheet
747Kb / 30P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840FH18AT GSI-GS840FH18AT Datasheet
542Kb / 21P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS84018T GSI-GS84018T Datasheet
629Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840E18AT GSI-GS840E18AT Datasheet
762Kb / 31P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS840F18AT GSI-GS840F18AT Datasheet
554Kb / 21P
   256K x 18, 128K x 32, 128K x 36 4Mb Sync Burst SRAMs
GS880E18BT GSI-GS880E18BT Datasheet
645Kb / 28P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88018T GSI-GS88018T Datasheet
1Mb / 25P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 8Mb Sync Burst SRAMs
GS88018AT-250 GSI-GS88018AT-250 Datasheet
756Kb / 26P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88036CGT-200 GSI-GS88036CGT-200 Datasheet
263Kb / 24P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com