Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N4735 Fiches technique(PDF) 3 Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

No de pièce 1N4735
Description  Glass-Encapsulate Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOTTECH [GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.]
Site Internet  http://www.hottech.net.cn/
Logo HOTTECH - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

1N4735 Fiches technique(HTML) 3 Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

  1N4735 Datasheet HTML 1Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. 1N4735 Datasheet HTML 2Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. 1N4735 Datasheet HTML 3Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Page:P3-P3
Glass-Encapsulate Diodes
GUANGDONG
HOTTECH
INDUSTRIAL
CO,. LTD.
Typical
Characteristics
0
0
10
10
mA
Iz
20
30
40
50
20
30
40
50
10
0
0
1
30
20
50
40
Iz
100
70
60
90
80
mA
23
4
5
Vz
60
70
80
90
100
110
120
IN...
Tj=25 C
o
Vz
6
7
89
10
11
12
IN...
Tj=25 C
o
100
0
0
0.2
0.4
0.8
0.6
1.0
2
00
TA, Ambient Temperature
Fig. 1 Power Dissipation vs Ambient Temperature
I, Lead Length (mm)
Fig. 2 Typical Thermal Resistance vs. Lead Length
0
05
10
15
50
100
150
30
20
25
200
250
VR=30V
VR=20V
VR=5V
VR=2V
VR=0V
f=1MHz
TA=25°C
50
Vz, Zener Voltage (V)
Fig. 3 Junction Capacitance vs Zener Voltage
100
1
010
20
30
40
10
1000
100
2mA
Vz, Zener Voltage (V)
Fig. 4 Typical Zener Impedance vs. Zener Voltage
60
1
1
10mA
20mA
10
5mA
10
100
Iz=1mA
1000
1N4728-1N4764


Numéro de pièce similaire - 1N4735

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Surge Components
1N4735 SURGE-1N4735 Datasheet
84Kb / 2P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
1N4735 JINANJINGHENG-1N4735 Datasheet
131Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Digitron Semiconductors
1N4735 DIGITRON-1N4735 Datasheet
184Kb / 3P
   SILICON 1 WATT ZENER DIODES
logo
Semtech Corporation
1N4735 SEMTECH-1N4735 Datasheet
251Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
logo
Silicon Standard Corp.
1N4735 SSC-1N4735 Datasheet
173Kb / 3P
   Zener Diodes
More results

Description similaire - 1N4735

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
HZ2A1 HOTTECH-HZ2A1 Datasheet
385Kb / 4P
   Glass-Encapsulate Diodes
1N4148 HOTTECH-1N4148 Datasheet
261Kb / 2P
   Glass-Encapsulate Diodes
1N5221 HOTTECH-1N5221 Datasheet
772Kb / 3P
   Glass-Encapsulate Diodes
logo
Jiangsu High diode Semi...
ZM47-SERIES HDSEMI-ZM47-SERIES Datasheet
1Mb / 5P
   MELF Glass-Encapsulate Diodes
ZMM55-SERIES HDSEMI-ZMM55-SERIES Datasheet
1Mb / 7P
   MINI MELF Glass-Encapsulate Diodes
BAV100 HDSEMI-BAV100 Datasheet
1Mb / 5P
   MINI MELF Glass-Encapsulate Diodes
LL60 HDSEMI-LL60 Datasheet
1Mb / 4P
   MINI MELF Glass-Encapsulate Diodes
LL60 HDSEMI-LL60_18 Datasheet
1Mb / 4P
   MINI MELF Glass-Encapsulate Diodes
LLDB3 HDSEMI-LLDB3 Datasheet
1Mb / 4P
   MINI MELF Glass-Encapsulate Diodes
BAV100 HDSEMI-BAV100_18 Datasheet
1Mb / 5P
   MINI MELF Glass-Encapsulate Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com