Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AM12N50P Fiches technique(PDF) 5 Page - Analog Power

No de pièce AM12N50P
Description  N-Channel 500-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ANALOGPOWER [Analog Power]
Site Internet  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM12N50P Fiches technique(HTML) 5 Page - Analog Power

  AM12N50P Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM12N50P Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM12N50P Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM12N50P Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM12N50P Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Analog Power
AM12N50P
Package Information
© Preliminary
5
Publication Order Number:
DS_AM12N50P_1A


Numéro de pièce similaire - AM12N50P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AiT Semiconductor Inc.
AM12N65 AITSEMI-AM12N65 Datasheet
940Kb / 10P
   MOSFET 650V, 12A N-CHANNEL
REV1.0 - JUN 2022
logo
Analog Power
AM12N65B ANALOGPOWER-AM12N65B Datasheet
326Kb / 5P
   N-Channel 650-V (D-S) MOSFET
AM12N65P ANALOGPOWER-AM12N65P Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 650-V (D-S) MOSFET
AM12N65PCFM ANALOGPOWER-AM12N65PCFM Datasheet
299Kb / 5P
   N-Channel 650-V (D-S) MOSFET
AM12N70P ANALOGPOWER-AM12N70P Datasheet
302Kb / 5P
   N-Channel 700-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - AM12N50P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Power
AM9N50P ANALOGPOWER-AM9N50P Datasheet
330Kb / 5P
   N-Channel 500-V (D-S) MOSFET
AM5N50 ANALOGPOWER-AM5N50 Datasheet
339Kb / 5P
   N-Channel 500-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBM15R13 VBSEMI-VBM15R13 Datasheet
686Kb / 9P
   N-Channel 500 V (D-S) Power MOSFET
VBM15R30S VBSEMI-VBM15R30S Datasheet
474Kb / 8P
   N-Channel 500-V (D-S) Super Junction MOSFET
VBE15R14S VBSEMI-VBE15R14S Datasheet
901Kb / 10P
   N-Channel 500-V (D-S) Super Junction MOSFET
VBM15R18S VBSEMI-VBM15R18S Datasheet
586Kb / 10P
   N-Channel 500-V (D-S) Super Junction MOSFET
logo
Vishay Siliconix
VN50300L VISHAY-VN50300L Datasheet
40Kb / 4P
   N-Channel 500-V (D-S) MOSFETs
Rev. D, 16-Jul-01
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBE25R04 VBSEMI-VBE25R04 Datasheet
850Kb / 10P
   P-Channel 500 V (D-S)Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2328DS VISHAY-SI2328DS Datasheet
41Kb / 4P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Dec-01
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com