Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BZX55C100 Fiches technique(PDF) 5 Page - Formosa MS

No de pièce BZX55C100
Description  Zener Diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FORMOSA [Formosa MS]
Site Internet  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

BZX55C100 Fiches technique(HTML) 5 Page - Formosa MS

  BZX55C100 Datasheet HTML 1Page - Formosa MS BZX55C100 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS BZX55C100 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS BZX55C100 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS BZX55C100 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS BZX55C100 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS BZX55C100 Datasheet HTML 7Page - Formosa MS BZX55C100 Datasheet HTML 8Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Page 5
ZENER VOLTAGE (V)
FORWARD VOLTAGE (V)
PULSE LENGTH (mS)
ZENER VOLTAGE (V)
ZENER VOLTAGE (V)
FIG. 6-FORWARD CURRENT
VS. FORWARD VOLTAGE
FIG. 8-Z-CURRENT VS. Z-VOLTAGE
FIG. 10-THERMAL RESPONSE
FIG. 7-Z-CURRENT VS. Z-VOLTAGE
FIG. 9-DIFFERENTIAL Z-RESISTANCE VS. Z-VOLTAGE
0
0.001
15
0
0
0
0.1
1
0
1
0.01
0.1
1
10
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
10
20
30
40
50
20
25
30
35
10
100
1000
5
10
15
20
25
20
40
60
80
100
4
8
12
16
20
10
100
1000
1
10
100
1000
I = 1mA
Z
I = 5mA
Z
I = 10mA
Z
t / T= 0.05
p
t / T= 0.1
p
t / T= 0.2
p
t / T= 0.5
p
Single Pulse
t / T= 0.01
p
t / T= 0.02
p
P
= 500mW
tot
P
= 500mW
tot
Rating and characteristic curves (BZX55C2V4 THRU BZX55C100)
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
DS-222713
2008/02/10
2010/03/10
B
8


Numéro de pièce similaire - BZX55C100

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZX55C100 EIC-BZX55C100 Datasheet
28Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
BZX55C100 MCC-BZX55C100 Datasheet
207Kb / 4P
   500 mWatt Zener Diode 2.0V to 100 Volts
logo
GOOD-ARK Electronics
BZX55C100 GOOD-ARK-BZX55C100 Datasheet
146Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BZX55C100 NJSEMI-BZX55C100 Datasheet
169Kb / 2P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
List of Unclassifed Man...
BZX55C100 ETC-BZX55C100 Datasheet
326Kb / 3P
   Silicon planar zener diodes
More results

Description similaire - BZX55C100

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com