Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LFM240 Fiches technique(PDF) 1 Page - Formosa MS

No de pièce LFM240
Description  Chip Schottky Barrier Rectifier
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FORMOSA [Formosa MS]
Site Internet  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

LFM240 Fiches technique(HTML) 1 Page - Formosa MS

  LFM240 Datasheet HTML 1Page - Formosa MS LFM240 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS LFM240 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS LFM240 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS LFM240 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS LFM240 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS LFM240 Datasheet HTML 7Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
Page 1
Formosa MS
LFM220 THRU LFM240
1
2
2
2
2
3
4
4
4
5
6
6
7
List
List.................................................................................................
Package outline...............................................................................
Features..........................................................................................
Maximum ratings .............................................................................
Rating and characteristic curves........................................................
Pinning information...........................................................................
Marking...........................................................................................
Suggested solder pad layout.............................................................
Packing information..........................................................................
Reel packing....................................................................................
Suggested thermal profiles for soldering processes.............................
High reliability test capabilities...........................................................
Mechanical data...............................................................................
Chip Schottky Barrier Rectifier
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-12160P
2008/02/10
2010/03/10
D
7


Numéro de pièce similaire - LFM240

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Formosa MS
LFM240-L FORMOSA-LFM240-L Datasheet
163Kb / 7P
   2.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers-20V-40V
More results

Description similaire - LFM240

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Comchip Technology
CDBD2020-G COMCHIP-CDBD2020-G Datasheet
106Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD620-G COMCHIP-CDBD620-G Datasheet
94Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD2020-HF COMCHIP-CDBD2020-HF Datasheet
106Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
logo
Formosa MS
FM5817-L FORMOSA-FM5817-L Datasheet
183Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
logo
Comchip Technology
CDBD1020-HF COMCHIP-CDBD1020-HF Datasheet
106Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD8060-G COMCHIP-CDBD8060-G Datasheet
59Kb / 3P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD8060-HF COMCHIP-CDBD8060-HF Datasheet
76Kb / 3P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
logo
Formosa MS
FM320-MHT FORMOSA-FM320-MHT Datasheet
60Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
FM120-MT FORMOSA-FM120-MT Datasheet
65Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
LFM120-MH1 FORMOSA-LFM120-MH1 Datasheet
65Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com