Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LFM220 Fiches technique(PDF) 3 Page - Formosa MS

No de pièce LFM220
Description  Chip Schottky Barrier Rectifier
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FORMOSA [Formosa MS]
Site Internet  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

LFM220 Fiches technique(HTML) 3 Page - Formosa MS

  LFM220 Datasheet HTML 1Page - Formosa MS LFM220 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS LFM220 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS LFM220 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS LFM220 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS LFM220 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS LFM220 Datasheet HTML 7Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Page 3
0.1
1.0
.01
10
50
Rating and characteristic curves (LFM220 THRU LFM240)
FIG.1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.4-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
700
600
500
400
300
200
100
0
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
.1
.3
.5
.7
.9
1.1
1.3
1.5
3.0
.1
1.0
10
100
FIG.5 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
0
20
40
60
80
100 120 140
.01
T =75 C
J
T =25 C
J
T =25 C
J
LEAD TEMPERATURE,( C)
°
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
FIG.2-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,(%)
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-12160P
2008/02/10
2010/03/10
D
7
FIG.3-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
0
20
10
30
50
40
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
110
5
50
100
T =25 C
J
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method


Numéro de pièce similaire - LFM220

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Formosa MS
LFM220-L FORMOSA-LFM220-L Datasheet
163Kb / 7P
   2.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers-20V-40V
More results

Description similaire - LFM220

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Comchip Technology
CDBD2020-G COMCHIP-CDBD2020-G Datasheet
106Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD620-G COMCHIP-CDBD620-G Datasheet
94Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD2020-HF COMCHIP-CDBD2020-HF Datasheet
106Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
logo
Formosa MS
FM5817-L FORMOSA-FM5817-L Datasheet
183Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
logo
Comchip Technology
CDBD1020-HF COMCHIP-CDBD1020-HF Datasheet
106Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD8060-G COMCHIP-CDBD8060-G Datasheet
59Kb / 3P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD8060-HF COMCHIP-CDBD8060-HF Datasheet
76Kb / 3P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
logo
Formosa MS
FM320-MHT FORMOSA-FM320-MHT Datasheet
60Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
FM120-MT FORMOSA-FM120-MT Datasheet
65Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
LFM120-MH1 FORMOSA-LFM120-MH1 Datasheet
65Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com