Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LFM140 Fiches technique(PDF) 4 Page - Formosa MS

No de pièce LFM140
Description  Chip Schottky Barrier Rectifier
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FORMOSA [Formosa MS]
Site Internet  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

LFM140 Fiches technique(HTML) 4 Page - Formosa MS

  LFM140 Datasheet HTML 1Page - Formosa MS LFM140 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS LFM140 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS LFM140 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS LFM140 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS LFM140 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS LFM140 Datasheet HTML 7Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Pinning information
1
2
2
1
Pin1
cathode
Pin2
anode
Pin
Simplified outline
Symbol
Marking
Type number
Marking code
LFM120
12L
LFM130
13L
LFM140
14L
Suggested solder pad layout
Dimensions in inches and (millimeters)
A
C
B
Page 4
Formosa MS
Chip Schottky Barrier Rectifier
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
LFM120 THRU LFM140
B
0.063 (1.60)
A
0.110 (2.80)
C
0.087 (2.20)
PACKAGE
SMA
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-12160M
2008/02/10
2010/03/10
D
7


Numéro de pièce similaire - LFM140

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Formosa MS
LFM140-MH1 FORMOSA-LFM140-MH1 Datasheet
65Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
LFM140-MHT FORMOSA-LFM140-MHT Datasheet
61Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
LFM140-MS FORMOSA-LFM140-MS Datasheet
60Kb / 7P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
LFM140-MT FORMOSA-LFM140-MT Datasheet
61Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
More results

Description similaire - LFM140

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Comchip Technology
CDBD2020-G COMCHIP-CDBD2020-G Datasheet
106Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD620-G COMCHIP-CDBD620-G Datasheet
94Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD2020-HF COMCHIP-CDBD2020-HF Datasheet
106Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
logo
Formosa MS
LFM220 FORMOSA-LFM220 Datasheet
54Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
FM5817-L FORMOSA-FM5817-L Datasheet
183Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
logo
Comchip Technology
CDBD1020-HF COMCHIP-CDBD1020-HF Datasheet
106Kb / 4P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD8060-G COMCHIP-CDBD8060-G Datasheet
59Kb / 3P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
CDBD8060-HF COMCHIP-CDBD8060-HF Datasheet
76Kb / 3P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
logo
Formosa MS
FM320-MHT FORMOSA-FM320-MHT Datasheet
60Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
FM120-MT FORMOSA-FM120-MT Datasheet
65Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
LFM120-MH1 FORMOSA-LFM120-MH1 Datasheet
65Kb / 7P
   Chip Schottky Barrier Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com