Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BZW03C36 Fiches technique(PDF) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD |
|
BZW03C36 Fiches technique(HTML) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD |
2 / 2 page 2 of 2 1) Exp. falling pulse, t p = 500 µs down to 37 % 2) Stand-off reverse voltage = recommended supply voltage Zener Voltage Range Dynamic Resistance Test Curre nt Temperature Coefficient of Zener Voltage Reverse Leakage Current Clamping Stand off VZ@ IZ rzj and TKVZ@IZ IZ TCVZ @ IZT IR@ VR V(CL)R 1) @ IRMS IR @ VR 2) V Ω mA %/K µA V V A µA V min typ max typ max min max max max max TYPE www.sunmate.tw BZW03C6V8 6.4 6.8 7.2 0.7 1.5 175 0 0.07 2000 5.1 10.3 48.5 4000 5.6 BZW03C7V5 7.0 7.5 7.9 0.7 1.5 175 0 0.07 1500 5.6 11.3 44.2 3000 6.2 BZW03C8V2 7.7 8.2 8.7 0.8 1.5 150 0.03 0.08 1200 6.2 12.3 40.6 2400 6.8 BZW03C9V1 8.5 9.1 9.6 0.9 2 150 0.03 0.08 40 6.8 13.3 37.6 100 7.5 BZW03C10 9.4 10 10.6 1 2 125 0.05 0.09 20 7.5 14.8 34 40 8.2 BZW03C11 10.4 11 11.6 1.1 2.5 125 0.05 0.1 15 8.2 15.7 31.8 30 9.1 BZW03C12 11.4 12 12.7 1.1 2.5 100 0.05 0.1 10 9.1 17.0 29.4 20 10 BZW03C13 12.4 14 14.1 1.2 2.5 100 0.05 0.1 4 10 18.9 26.4 10 11 BZW03C15 13.8 15 15.6 1.2 2.5 75 0.05 0.1 2 11 20.9 23.9 10 12 BZW03C16 15.3 16 17.1 1.3 2.5 75 0.06 0.11 2 12 22.9 21.8 10 13 BZW03C18 16.8 18 19.1 1.3 2.5 65 0.06 0.11 2 13 25.6 19.5 10 15 BZW03C20 18.8 20 21.2 1.5 3 65 0.06 0.11 2 15 28.4 17.6 10 16 BZW03C22 20.8 22 23.3 1.6 3.5 50 0.06 0.11 2 16 31.0 16.1 10 18 BZW03C24 22.8 24 25.6 1.8 3.5 50 0.06 0.11 2 18 33.8 14.8 10 20 BZW03C27 25.1 27 28.9 2.5 5 50 0.06 0.11 2 20 38.1 13.1 10 22 BZW03C30 28 30 32 4 8 40 0.06 0.11 2 22 42.2 11.8 10 24 BZW03C33 31 33 35 5 10 40 0.06 0.11 2 24 46.2 10.8 10 27 BZW03C36 34 36 38 6 11 30 0.06 0.11 2 27 50.1 10 10 30 BZW03C39 37 39 41 7 14 30 0.06 0.11 2 30 54.1 9.2 10 33 BZW03C43 40 43 46 10 20 30 0.07 0.12 2 33 60.7 8.2 10 36 BZW03C47 44 47 50 12 25 25 0.07 0.12 2 36 65.5 7.6 10 39 BZW03C51 48 51 54 14 27 25 0.07 0.12 2 39 70.8 7.0 10 43 BZW03C56 52 56 60 18 35 20 0.07 0.12 2 43 78.6 6.3 10 47 BZW03C62 58 62 66 20 42 20 0.08 0.13 2 47 86.5 5.8 10 51 BZW03C68 64 68 72 22 44 20 0.08 0.13 2 51 94.4 5.3 10 56 BZW03C75 70 75 79 25 45 20 0.08 0.13 2 56 103.5 4.8 10 62 BZW03C82 77 82 87 30 65 15 0.08 0.13 2 62 114 4.3 10 68 BZW03C91 85 91 96 40 75 15 0.09 0.13 2 68 126 3.9 10 75 BZW03C100 94 100 106 45 90 12 0.09 0.13 2 75 139 3.6 10 82 BZW03C110 104 110 116 65 125 12 0.09 0.13 2 82 152 3.3 10 91 BZW03C120 114 120 127 90 170 10 0.09 0.13 2 91 167 3.0 10 100 141 100 190 10 0.09 0.13 2 100 185 2.7 10 110 156 150 330 8 0.09 0.13 2 110 204 2.4 10 120 BZW03C150 138 150 BZW03C160 153 160 171 180 350 8 0.09 0.13 2 120 224 2.2 10 130 BZW03C180 168 180 191 210 430 5 0.09 0.13 2 130 249 2.0 10 150 BZW03C200 188 200 212 250 500 5 0.09 0.13 2 150 276 1.8 10 160 BZW03C220 208 220 233 350 700 5 0.09 0.13 2 160 305 1.6 10 180 BZW03C240 228 240 256 450 900 5 0.09 0.13 2 180 336 1.5 10 200 BZW03C270 251 270 289 600 1200 5 0.09 0.13 2 200 380 1.3 10 220 BZW03C130 124 130 |
Numéro de pièce similaire - BZW03C36 |
|
Description similaire - BZW03C36 |