Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SI91843DT-33-T1 Fiches technique(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix |
|
SI91843DT-33-T1 Fiches technique(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix |
8 / 9 page Si91841/3 Vishay Siliconix www.vishay.com 8 Document Number: 71447 S-40592—Rev. C, 29-Mar-04 TYPICAL WAVEFORMS Output Noise VOUT 200 mV/div Noise Spectrum 4 ms/div 10 Hz VIN = 4 V VOUT = 3 V IOUT = 150 mA CNOISE = 0.01 mF BW = 10 Hz to 100 kHz 10 0.01 1 MHz VIN = 4 V VOUT = 3 V ILOAD = 150 mA CNOISE = 0.01 mF mV Hz |
Numéro de pièce similaire - SI91843DT-33-T1 |
|
Description similaire - SI91843DT-33-T1 |