Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IXYH40N120C3D1 Fiches technique(PDF) 4 Page - IXYS Corporation

No de pièce IXYH40N120C3D1
Description  1200V XPTTM IGBT
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IXYS [IXYS Corporation]
Site Internet  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYH40N120C3D1 Fiches technique(HTML) 4 Page - IXYS Corporation

  IXYH40N120C3D1 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYH40N120C3D1 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYH40N120C3D1 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYH40N120C3D1 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYH40N120C3D1 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYH40N120C3D1 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXYH40N120C3D1 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.
IXYH40N120C3D1
Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance
0.001
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
Pulse Width - Second
Fig. 7. Transconductance
0
4
8
12
16
20
24
28
0
1020
30
405060
70
80
90
100
110
IC - Amperes
TJ = - 40ºC
25ºC
150ºC
Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300
VCE - Volts
TJ = 150ºC
RG = 10
dv / dt < 10V / ns
Fig. 8. Gate Charge
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
1020
30
40506070
80
QG - NanoCoulombs
VCE = 600V
IC = 40A
IG = 10mA
Fig. 9. Capacitance
10
100
1,000
10,000
0
5
10
15
20
25
30
35
40
VCE - Volts
f = 1 MHz
Cies
Coes
Cres


Numéro de pièce similaire - IXYH40N120C3D1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
IXYS Corporation
IXYH40N120C3 IXYS-IXYH40N120C3 Datasheet
173Kb / 6P
   1200V XPT IGBT GenX3
More results

Description similaire - IXYH40N120C3D1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
IXYS Corporation
IXYJ20N120C3D1 IXYS-IXYJ20N120C3D1 Datasheet
224Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT
IXYR100N120C3 IXYS-IXYR100N120C3 Datasheet
177Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBT
IXYT20N120C3D1HV IXYS-IXYT20N120C3D1HV Datasheet
228Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT
IXYH40N120B3 IXYS-IXYH40N120B3 Datasheet
177Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBT
IXYB82N120C3H1 IXYS-IXYB82N120C3H1 Datasheet
222Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYH40N120B3D1 IXYS-IXYH40N120B3D1 Datasheet
193Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYR50N120C3D1 IXYS-IXYR50N120C3D1 Datasheet
197Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYN100N120C3H1 IXYS-IXYN100N120C3H1 Datasheet
187Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYX120N120C3 IXYS-IXYX120N120C3 Datasheet
211Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs
IXYK120N120C3 IXYS-IXYK120N120C3 Datasheet
214Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs GenX3TM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com