Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CD74HC4016M96 Fiches technique(PDF) 3 Page - Texas Instruments |
|
|
CD74HC4016M96 Fiches technique(HTML) 3 Page - Texas Instruments |
3 / 16 page 3 Absolute Maximum Ratings Thermal Information DC Supply Voltage, VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.5V to 7V DC Input Diode Current, IIK For VI < -0.5V or VI > VCC + 0.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±20mA DC Drain Current, per Output, IO For -0.5V < VO < VCC + 0.5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±25mA DC Output Diode Current, IOK For VO < -0.5V or VO > VCC + 0.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±20mA DC Output Source or Sink Current per Output Pin, IO For VO > -0.5V or VO < VCC + 0.5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±25mA DC VCC or Ground Current, ICC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .±50mA Operating Conditions Temperature Range, TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -55 oC to 125oC Supply Voltage Range, VCC HC Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2V to 10V DC Input or Output Voltage, VI, VO . . . . . . . . . . . . . . . . . 0V to VCC Input Rise and Fall Time 2V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000ns (Max) 4.5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500ns (Max) 6V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400ns (Max) 9V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250ns (Max) Thermal Resistance (Typical, Note 1) θJA (oC/W) E (PDIP) Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 M (SOIC) Package. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 PW (TSSOP) Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Maximum Junction Temperature (Plastic Package) . . . . . . . . 150oC Maximum Storage Temperature Range . . . . . . . . . .-65oC to 150oC Maximum Lead Temperature (Soldering 10s) . . . . . . . . . . . . . 300oC CAUTION: Stresses above those listed in “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implie NOTE: 1. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7. DC Electrical Specifications PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS 25oC -40oC TO 85oC -55oC TO 125oC UNITS VI (V) VIS (V) VCC (V) MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX HC TYPES High Level Input Voltage VIH - - 2 1.5 - - 1.5 - 1.5 - V 4.5 3.15 - - 3.15 - 3.15 - V 6 4.2 - - 4.2 - 4.2 - V Low Level Input Voltage VIL - - 2 - - 0.5 - 0.5 - 0.5 V 4.5 - - 1.35 - 1.35 - 1.35 V 6 - - 1.8 - 1.8 - 1.8 V “ON” Resistance IO = 1mA RON VIH or VIL VCC or GND 4.5 - 45 180 - 225 - 270 Ω 6 - 35 160 - 200 - 240 Ω 9 - 30 135 - 170 - 205 Ω 4.5 - 85 320 - 400 - 480 Ω 6 - 55 240 - 300 - 360 Ω 9 - 35 170 - 215 - 255 Ω Maximum “ON” Resistance Between Any Two Switches ∆RON VIL or VIH VCC or GND 4.5 - 10 - ---- Ω 6 - 8.5 - ---- Ω Switch Off Leakage Current IIZ En = GND VCC or GND 6- - ±0.1 - ±1- ±1 µA 10 - - ±0.1 - ±1- ±1 µA Logic Input Leakage Current II VCC or GND -6 - - ±0.1 - ±1- ±1 µA CD74HC4016 CD74HC4016 |
Numéro de pièce similaire - CD74HC4016M96 |
|
Description similaire - CD74HC4016M96 |
|
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |