Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CD4007UBNSRG4 Fiches technique(PDF) 7 Page - Texas Instruments |
|
|
CD4007UBNSRG4 Fiches technique(HTML) 7 Page - Texas Instruments |
7 / 16 page TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant CD4007UBM96 SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 CD4007UBMT SOIC D 14 250 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 CD4007UBNSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 CD4007UBPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 14-Jul-2012 Pack Materials-Page 1 |
Numéro de pièce similaire - CD4007UBNSRG4 |
|
Description similaire - CD4007UBNSRG4 |